Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SN74AVC4T245PWT Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części SN74AVC4T245PWT
Szczegółowy opis  4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AVC4T245PWT Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AVC4T245PWT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
SN74AVC4T245
4BIT DUALSUPPLY BUS TRANSCEIVER
WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3STATE OUTPUTS
SCES576A – JUNE 2004 – REVISED APRIL 2005
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage range, VCCA and VCCB
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (see Note 1): I/O ports (A port)
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I/O ports (B port)
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control inputs
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage range applied to any output in the high-impedance or power-off state, VO
(see Note 1): (A port)
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(B port)
−0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage range applied to any output in the high or low state, VO
(see Notes 1 and 2): (A port)
−0.5 V to VCCA + 0.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(B port)
−0.5 V to VCCB + 0.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input clamp current, IIK (VI < 0)
−50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output clamp current, IOK (VO < 0)
−50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous current through VCCA, VCCB, or GND
±100 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Note 3): D package
73
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(see Note 3): DB package
82
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(see Note 3): DGV package
120
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(see Note 3): PW package
108
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(see Note 4): RGY package
39
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. The input voltage and output negative-voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.
2. The output positive-voltage rating may be exceeded up to 4.6 V maximum if the output current rating is observed.
3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
4. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-5.


Podobny numer części - SN74AVC4T245PWT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN74AVC4T245PWT TI-SN74AVC4T245PWT Datasheet
912Kb / 23P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T245PWT TI1-SN74AVC4T245PWT Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
SN74AVC4T245PWT TI1-SN74AVC4T245PWT Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
SN74AVC4T245PWTE4 TI-SN74AVC4T245PWTE4 Datasheet
912Kb / 23P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T245PWTE4 TI1-SN74AVC4T245PWTE4 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
More results

Podobny opis - SN74AVC4T245PWT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN74AVC4T774 TI-SN74AVC4T774_1 Datasheet
837Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVCH4T245 TI-SN74AVCH4T245_07 Datasheet
604Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVCH4T245 TI-SN74AVCH4T245_10 Datasheet
892Kb / 22P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T774 TI-SN74AVC4T774_2 Datasheet
826Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T245-Q1 TI1-SN74AVC4T245-Q1 Datasheet
646Kb / 16P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T774 TI-SN74AVC4T774 Datasheet
842Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T245 TI-SN74AVC4T245_10 Datasheet
912Kb / 23P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVCH4T245 TI-SN74AVCH4T245 Datasheet
383Kb / 17P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC4T245 TI-SN74AVC4T245 Datasheet
397Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
SN74AVCH4T245 TI-SN74AVCH4T245_08 Datasheet
881Kb / 22P
[Old version datasheet]   4-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com