Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BDW94 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części BDW94
Szczegółowy opis  PNP Epitaxial Silicon Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BDW94 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  BDW94 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BDW94 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BDW94 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BDW94 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor BDW94 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
BDW94/C Rev. B
Mechanical Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220
Dimensions in Millimeters


Podobny numer części - BDW94

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
BDW94 MOSPEC-BDW94 Datasheet
183Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(12A,45-100V,80W)
logo
Power Innovations Ltd
BDW94 POINN-BDW94 Datasheet
152Kb / 6P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Transys Electronics
BDW94 TRSYS-BDW94 Datasheet
689Kb / 5P
   PNP SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Fairchild Semiconductor
BDW94 FAIRCHILD-BDW94 Datasheet
39Kb / 5P
   Power Linear and Switching Applications
BDW94 FAIRCHILD-BDW94 Datasheet
43Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results

Podobny opis - BDW94

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com