Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STA51813TR Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części STA51813TR
Szczegółowy opis  40V 3.5A quad power half bridge
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA51813TR Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STA51813TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA51813TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
STA518
List of tables
3/19
List of tables
Table 1.
Pin Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Functional Pin Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 4.
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 5.
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 6.
Electrical Characteristcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 7.
VLOW, VHIGH variation with Ibias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 8.
Logic Truth Table (see Figure 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 9.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


Podobny numer części - STA51813TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
STA518ATR STMICROELECTRONICS-STA518ATR Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
More results

Podobny opis - STA51813TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505 Datasheet
180Kb / 9P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA505 STMICROELECTRONICS-STA505_06 Datasheet
176Kb / 10P
   40V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA501 STMICROELECTRONICS-STA501 Datasheet
95Kb / 8P
   40V 3.5A DOUBLE POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500_06 Datasheet
245Kb / 11P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA500 STMICROELECTRONICS-STA500 Datasheet
201Kb / 10P
   30V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA518A STMICROELECTRONICS-STA518A Datasheet
651Kb / 14P
   45V 3.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
November 2004
logo
Monolithic Power System...
MP8060 MPS-MP8060 Datasheet
322Kb / 10P
   16V, 3.5A Quad Channel Power Half-Bridge
logo
STMicroelectronics
STA506 STMICROELECTRONICS-STA506 Datasheet
142Kb / 14P
   40V 4A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508 Datasheet
116Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
STA508 STMICROELECTRONICS-STA508_06 Datasheet
180Kb / 10P
   40V 4.5A QUAD POWER HALF BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com