Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL3102PBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRL3102PBF
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3102PBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL3102PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3102PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRL3102PbF
0
20
40
60
80
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
I
, Drain Current (A)
D
VGS = 7.0V
VGS = 4.5V
Fig 12. On-Resistance Vs. Drain Current
Fig 13. On-Resistance Vs. Gate Voltage
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020
02468
10
A
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= 61A
D


Podobny numer części - IRL3102PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL3102 IRF-IRL3102 Datasheet
96Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013ohm, Id=61A)
IRL3102 IRF-IRL3102 Datasheet
98Kb / 7P
   Advanced Process Technology
IRL3102L IRF-IRL3102L Datasheet
98Kb / 7P
   Advanced Process Technology
IRL3102S IRF-IRL3102S Datasheet
90Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013w, Id=61A)
IRL3102SPBF IRF-IRL3102SPBF Datasheet
322Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRL3102PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com