Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM-2035LB Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm |
|
LM-2035LB Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 4 page LM-2035 Series LED displays Rev.C 3/3 Electrical and optical characteristics (Ta=25 °C) Single – color type Parameter Symbol Red∗1 Green LB MB Unit Conditions Min. Typ. Max. V µA nm nm 2.5 1.75 660 25 100 Min. Typ. Max. 2.8 2.1 563 40 100 IF =10mA VR =3V IF =10mA IF =10mA VF IR λP ∆λ Forward voltage Reverse current Peak wavelength Spectral line half width Not designed for radiation resistance. ∗1 IF= 20mA − −− −− − − − − − −− − − Luminous intensity Color Green Type LB MB Red∗1 Min. 1.4 0.9 Typ. 5.0 2.5 Max. Unit mcd mcd Note : Measured at IF = 10mA ∗1 IF= 20mA − − |
Podobny numer części - LM-2035LB |
|
Podobny opis - LM-2035LB |