Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLC2274AMW Arkusz danych(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
TLC2274AMW Arkusz danych(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 67 page TLC227x, TLC227xA Advanced LinCMOS RAILTORAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS190G − FEBRUARY 1997 − REVISED MAY 2004 5 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)† Supply voltage, VDD+ (see Note 1) 8 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supply voltage, VDD− (see Note 1) −8 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differential input voltage, VID (see Note 2) ±16 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input voltage range, VI (any input, see Note 1) VDD− − 0.3 V to VDD+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input current, II (any input) ±5 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output current, IO ±50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total current into VDD+ ±50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total current out of VDD− ±50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duration of short-circuit current at (or below) 25 °C (see Note 3) unlimited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJA (see Notes 4 and 5): D package (8 pin) 97.1 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D package (14 pin) 86.2 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N package 79.7 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P package 84.6 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PW package (8 pin) 149 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PW package (14 pin) 113 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJC (see Notes 4 and 5): FK package 5.6 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J package 15.1 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U package 14.7 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operating free-air temperature range, TA: C suffix 0 °C to 70°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, Q suffix −40 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M suffix −55 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storage temperature range −65 °C to 150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, P or PW package 260 °C . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J or U package 300 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . † Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. NOTES: 1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD+ and VDD −. 2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −. Excessive current will flow if input is brought below VDD − − 0.3 V. 3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum dissipation rating is not exceeded. 4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability. 5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7 (plastic) or MIL-STD-883 Method 1012 (ceramic). recommended operating conditions C SUFFIX I SUFFIX Q SUFFIX M SUFFIX UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX UNIT Supply voltage, VDD ± ±2.2 ±8 ±2.2 ±8 ±2.2 ±8 ±2.2 ±8 V Input voltage, VI VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 V Common-mode input voltage, VIC VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 VDD − VDD + −1.5 V Operating free-air temperature, TA 0 70 −40 125 −40 125 −55 125 °C |
Podobny numer części - TLC2274AMW |
|
Podobny opis - TLC2274AMW |