Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF9953PBF Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRF9953PBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9953PBF Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF9953PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9953PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
IRF9953PbF
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 10. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 9. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
0
100
200
300
400
1
10
100
A
DS
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
2
4
6
8
10
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I =
D
-2.3A
V
=-10V
DS
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Podobny numer części - IRF9953PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results

Podobny opis - IRF9953PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com