Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF8010S Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRF8010S
Szczegółowy opis  SMPS MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8010S Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF8010S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8010S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF8010S/IRF8010L
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T , Junction Temperature
(
C)
J
°
V
=
I
=
GS
D
10V
80A
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
4.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM
4.0V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
4.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM
4.0V
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 50V
20µs PULSE WIDTH


Podobny numer części - IRF8010S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF8010S ISC-IRF8010S Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF Datasheet
220Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF Datasheet
229Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF8010SPBF VBSEMI-IRF8010SPBF Datasheet
1,001Kb / 7P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
IRF8010SPBF IRF-IRF8010SPBF_15 Datasheet
229Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
More results

Podobny opis - IRF8010S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com