Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDA1072AT Arkusz danych(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors |
|
TDA1072AT Arkusz danych(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors |
8 / 21 page March 1989 8 Philips Semiconductors Product specification AM receiver circuit TDA1072AT OPERATING CHARACTERISTICS VP = 8.5 V; fI = 1 MHz; m = 30%; fm = 400 Hz; Tamb = 25 °C; measured in Fig.1; unless otherwise specified Standby switch Switching threshold at VP = 7.5 to 18 V; Tamb = −40 to +80 °C ON-voltage V2 0 − 2V OFF-voltage V2 3.5 − 20 V ON-current V2 = 0 V I2 −−−200 µA OFF-current V2 = 20 V I2 −− 10 µA PARAMETER CONDITIONS SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT RF sensitivity RF input required for S+N/N = 6 dB VI − 1.5 −µV S+N/N = 26 dB VI − 15 −µV S+N/N = 46 dB VI − 150 −µV RF input at start of AGC VI − 30 −µV RF large signal handling RF input at THD = 3%; m = 80% VI − 500 − mV THD = 3%; m = 30% VI − 700 − mV THD = 10%; m = 30% VI − 900 − mV AGC range Change of VI for 1 dB change of VO(AF) VI(ref) = 500 mV ∆VI − 86 − dB 6 dB change of VO(AF) VI(ref) = 500 mV ∆VI − 91 − dB Output signal AF output voltage at VI = 4 µV m = 80% VO(AF) − 130 − mV VI = 1 mV VO(AF) 240 310 390 mV Total harmonic distortion at VI = 1 mV m = 80% dtot − 0.5 − % VI = 500 mV m = 30% dtot − 1 − % Signal-to-noise ratio VI = 100 mV S +N/N − 58 − dB PARAMETER CONDITIONS SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT |
Podobny numer części - TDA1072AT |
|
Podobny opis - TDA1072AT |