Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDA1545ATT Arkusz danych(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
TDA1545ATT Arkusz danych(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
3 / 20 page 1997 Sep 04 3 Philips Semiconductors Preliminary specification Stereo continuous calibration DAC TDA1545A QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VDD supply voltage 3 5 5.5 V IDD supply current VDD =5V; at code 0000H − 3.0 4.0 mA IFS full-scale output current VDD = 5 V 0.9 1.0 1.1 mA VDD =3V − 0.6 − mA THD total harmonic distortion including noise at 0 dB −−88 −78 dB at 0 dB − 0.004 0.01 % at −60 dB −−33 −24 dB at −60 dB − 2.2 6 % at −60 dB; −−35 − dB A-weighting at −60 dB; − 1.7 − % A-weighting at −60 dB; − 1.4 − % A-weighting; R3 =R4=11 k Ω; IFS =2mA S/N signal-to-noise ratio at bipolar zero A-weighting; at code 0000H 86 98 − dB R3 =R4=11 k Ω; IFS =2mA − 101 − dB tcs current settling time to ±1 LSB − 0.2 −µs BR input bit rate at data input −− 18.4 Mbits/s fBCK clock frequency at clock input −− 18.4 MHz TCFS full-scale temperature coefficient at analog outputs (IOL; IOR) −±400 − ppm Ptot total power dissipation at code 0000H VDD =5V − 15 20 mW VDD =3V − 6 − mW Tamb operating ambient temperature −40 − +85 °C |
Podobny numer części - TDA1545ATT |
|
Podobny opis - TDA1545ATT |