Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB18N50KPBF Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRFB18N50KPBF
Szczegółowy opis  SMPS MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB18N50KPBF Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB18N50KPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRFB18N50KPbF
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
0
5
10
15
20
T , Case Temperature ( C)
°
C
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Podobny numer części - IRFB18N50KPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRFB18N50KPBF VISHAY-IRFB18N50KPBF Datasheet
165Kb / 8P
   Power MOSFET
S-80567-Rev. A, 20-Jun-08
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFB18N50KPBF KERSEMI-IRFB18N50KPBF Datasheet
2Mb / 7P
   Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFB18N50KPBF VISHAY-IRFB18N50KPBF Datasheet
176Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRFB18N50KPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com