Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SI8410-B-IS Arkusz danych(PDF) 7 Page - Silicon Laboratories |
|
SI8410-B-IS Arkusz danych(HTML) 7 Page - Silicon Laboratories |
7 / 26 page Si8410/20/21 Preliminary Rev. 0.1 7 Table 2. Electrical Characteristics (VDD1 =3.3 V, VDD2 = 3.3 V, TA = –40 to 125 °C) Parameter Symbol Test Condition Min Typ Max Unit High Level Input Voltage VIH 2.0 — — V Low Level Input Voltage VIL —— 0.8 V High Level Output Voltage VOH loh = –4 mA VDD1,VDD2 –0.4 3.1 — V Low Level Output Voltage VOL lol = 4 mA — 0.2 0.4 V Input Leakage Current IL —— ±10 µA DC Supply Current (All inputs 0 V or at supply) Si8410-A,-B,-C, VDD1 All inputs 0 DC — 6 9 mA Si8410-A,-B,-C, VDD2 All inputs 0 DC — 2 4 mA Si8410-A,-B,-C, VDD1 All inputs 1 DC — 8 13 mA Si8410-A,-B,-C, VDD2 All inputs 1 DC — 2 4 mA Si8420-A,-B,-C, VDD1 All inputs 0 DC — 7 9 mA Si8420-A,-B,-C, VDD2 All inputs 0 DC — 4 6 mA Si8420-A,-B,-C, VDD1 All inputs 1 DC — 10 14 mA Si8420-A,-B,-C, VDD2 All inputs 1 DC — 4 6 mA Si8421-A,-B,-C, VDD1 All inputs 0 DC — 8 11 mA Si8421-A,-B,-C, VDD2 All inputs 0 DC — 8 11 mA Si8421-A,-B,-C, VDD1 All inputs 1 DC — 9 13 mA Si8421-A,-B,-C, VDD2 All inputs 1 DC — 9 13 mA 10 Mbps Supply Current (All inputs = 5 MHz square wave, CI = 15 pF on all outputs) Si8410-B,-C, VDD1 —7 11 mA Si8410-B,-C, VDD2 —4 6 mA Si8420-B,-C, VDD1 —8 12 mA Si8420-B,-C, VDD2 —8 12 mA Si8421-B,-C, VDD1 —10 14 mA Si8421-B,-C, VDD2 —10 14 mA 100 Mbps Supply Current (All inputs = 50 MHz square wave, CI = 15 pF on all outputs) Si8410-C, VDD1 —7 11 mA Si8410-C, VDD2 —10 16 mA Si8420-C, VDD1 —8 12 mA Si8420-C, VDD2 —20 26 mA Si8421-C, VDD1 —17 21 mA Si8421-C, VDD2 —17 21 mA |
Podobny numer części - SI8410-B-IS |
|
Podobny opis - SI8410-B-IS |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |