Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TS912IYD Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
TS912IYD Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 19 page Electrical Characteristics TS912 9/19 Figure 2. Supply current (each amplifier) vs. supply voltage Figure 3. High level output voltage vs. high level output current Figure 4. Low level output voltage vs. low level output current Figure 5. Input bias current vs. temperature Figure 6. High level output voltage vs. high level output current Figure 7. Low level output voltage vs. low level output current CC SUPPLY VOLTAGE, V (V) 0 4 8 12 16 T = 25°C A = 1 V = V / 2 amb VCL O CC 600 500 400 300 200 100 5 -70 -56 -42 -28 -14 0 amb id T = 25 C V = 100mV ° V = +5V CC V = +3V CC 4 3 2 1 0 OH OUTPUT CURRENT, I (mA) 1 14 28 42 56 70 amb id T = 25 C V = -100mV ° V = +5V CC V = +3V CC 0 OL OUTPUT CURRENT, I (mA) 2 3 4 5 25 50 75 100 125 V = 10V V = 5V No load CC i 100 10 1 amb TEMPERATURE, T ( C) ° 4 0 V = +16V CC V = +10V CC OH OUTPUT CURRENT, I (mA) 12 8 20 16 -70 -56 -42 -28 -14 0 amb id ° T = 25 C V = 100mV 2 amb id T = 25 C V = -100mV ° 0 V = 10V CC V = 16V CC OL OUTPUT CURRENT, I (mA) 4 6 8 10 14 28 42 56 70 |
Podobny numer części - TS912IYD |
|
Podobny opis - TS912IYD |