Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC4424EG Arkusz danych(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
TC4424EG Arkusz danych(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
10 / 18 page TC4423/TC4424/TC4425 DS21421D-page 10 2004 Microchip Technology Inc. 4.0 APPLICATIONS INFORMATION FIGURE 4-1: Inverting Driver Switching Time. FIGURE 4-2: Non-inverting Driver Switching Time. 0.1 µF +5V 10% 90% 10% 90% 10% 90% 18V 1µF WIMA MKS-2 0V 0V TC4423 (1/2 TC4425) 1 2 CL = 1800 pF Input Input Output tD1 tF tD2 Input: 100 kHz, square wave, Output tR V DD = 18V tRISE = tFALL ≤ 10 ns Ceramic 90% Input tD1 tF tD2 Output tR 10% 10% 10% +5V 18V 0V 0V 90% 90% Input: 100 kHz, square wave, tRISE = tFALL ≤ 10 ns 0.1 µF 1µF WIMA MKS-2 TC4424 (1/2 TC4425) 1 2 CL = 1800 pF Input Output V DD = 18V Ceramic |
Podobny numer części - TC4424EG |
|
Podobny opis - TC4424EG |