Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC1270ANRCVRCTR Arkusz danych(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
TC1270ANRCVRCTR Arkusz danych(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
9 / 40 page © 2007 Microchip Technology Inc. DS22035B-page 9 TC1270A/70AN/71A Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, TA = –40°C to +125°C. FIGURE 2-13: VTRIP and VHYS vs. Temperature (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-14: VTRIP and VHYS vs. Temperature (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-15: VTRIP and VHYST vs. Temperature (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). FIGURE 2-16: VOL vs. IOL (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). FIGURE 2-17: VOL vs. IOL (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). FIGURE 2-18: VOL vs. IOL (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). 4.605 4.61 4.615 4.62 4.625 4.63 4.635 4.64 4.645 4.65 -40 25 125 Temperature (°C) 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 VTRIP (with VDD Falling) VHYS VTRIP (with VDD Rising) 3.066 3.068 3.07 3.072 3.074 3.076 3.078 3.08 3.082 3.084 3.086 -40 25 125 Temperature (°C) 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 VHYS VTRIP (with VDD Falling) VTRIP (with VDD Rising) 2.61 2.615 2.62 2.625 2.63 2.635 2.64 -40 25 125 Temperature (°C) 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 VHYS VTRIP (with VDD Falling) VTRIP (with VDD Rising) 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 IOL (mA) 2.0V 3.0V 4.3V 4.4V 4.5V 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 02 46 8 IOL (mA) 3.2V 4.0V 4.5V 5.0V 5.5V 3.15 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 1 234 IOL (mA) 2.0V 2.45V 2.5V |
Podobny numer części - TC1270ANRCVRCTR |
|
Podobny opis - TC1270ANRCVRCTR |