Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK22C48-SF25TR Arkusz danych(PDF) 11 Page - Simtek Corporation

Numer części STK22C48-SF25TR
Szczegółowy opis  2Kx8 AutoStore nvSRAM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIMTEK [Simtek Corporation]
Strona internetowa  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK22C48-SF25TR Arkusz danych(HTML) 11 Page - Simtek Corporation

Back Button STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 10Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 11Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 12Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 13Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 14Page - Simtek Corporation STK22C48-SF25TR Datasheet HTML 15Page - Simtek Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
11
STK22C48
February 2007
Document Control #ML0004 Rev 0.3
ORDERING INFORMATION
Packing Option
Blank = Tube
TR = Tape and Reel
Temperature Range
Blank = Commercial (0 to 70°C)
I = Industrial (-40 to 85°C)
Access Time
25 = 25ns
45 = 45ns
Lead Finish
F = 100% Sn (Matte Tin)
Package
N = Plastic 28-pin 300 mil SOIC
S = Plastic 28-pin 330 mil SIOC
STK22C48 - N F 45 I TR


Podobny numer części - STK22C48-SF25TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Simtek Corporation
STK22C48-SF25TR SIMTEK-STK22C48-SF25TR Datasheet
316Kb / 16P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK22C48-SF25TR CYPRESS-STK22C48-SF25TR Datasheet
514Kb / 14P
   16 Kbit (2K x 8) AutoStore nvSRAM
More results

Podobny opis - STK22C48-SF25TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Simtek Corporation
STK22C48 SIMTEK-STK22C48_08 Datasheet
316Kb / 16P
   2Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3 Datasheet
492Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14CA8 SIMTEK-STK14CA8 Datasheet
593Kb / 19P
   128Kx8 Autostore nvSRAM
STK16C88 SIMTEK-STK16C88_08 Datasheet
359Kb / 13P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK12C68 SIMTEK-STK12C68 Datasheet
524Kb / 20P
   8Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88 SIMTEK-STK14C88 Datasheet
397Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14D88 SIMTEK-STK14D88 Datasheet
564Kb / 19P
   32Kx8 Autostore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14D88 CYPRESS-STK14D88 Datasheet
422Kb / 17P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK14C88 SIMTEK-STK14C88_08 Datasheet
388Kb / 19P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
STK14C88-3 SIMTEK-STK14C88-3_08 Datasheet
425Kb / 18P
   32Kx8 AutoStore nvSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com