Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK10C68-L35 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Simtek Corporation

Numer części STK10C68-L35
Szczegółowy opis  8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIMTEK [Simtek Corporation]
Strona internetowa  http://www.simtek.com
Logo SIMTEK - Simtek Corporation

STK10C68-L35 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Simtek Corporation

  STK10C68-L35 Datasheet HTML 1Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 2Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 3Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 4Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 5Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 6Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 7Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 8Page - Simtek Corporation STK10C68-L35 Datasheet HTML 9Page - Simtek Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
STK10C68
March 2006
5
Document Control # ML0006 rev 0.2
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V + 10%)
Note k:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK10C68
UNITS
NOTES
Standard
MIN
MAX
22
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
μs
k
23
tSTORE
STORE Cycle Duration
10
ms
24
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
25
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
VCC
VSWITCH
VRESET
POWER-UP RECALL
DQ (DATA OUT)
STORE INHIBIT
5V
22
tRESTORE
24
25
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH


Podobny numer części - STK10C68-L35

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
STK10C68-L35 ETC1-STK10C68-L35 Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C68-L35I ETC1-STK10C68-L35I Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C68-L35M ETC1-STK10C68-L35M Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
More results

Podobny opis - STK10C68-L35

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
STK10C68 ETC1-STK10C68 Datasheet
332Kb / 12P
   8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C68 ETC-STK11C68 Datasheet
58Kb / 10P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C68 ETC1-STK16C68 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK16C68 SIMTEK-STK16C68 Datasheet
380Kb / 10P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK15C68 SIMTEK-STK15C68 Datasheet
382Kb / 10P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK12C68 ETC-STK12C68 Datasheet
388Kb / 13P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 ETC-STK11C48 Datasheet
282Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C48 SIMTEK-STK10C48 Datasheet
429Kb / 12P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 SIMTEK-STK11C48 Datasheet
368Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com