Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD8646ARZ-REEL7 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
AD8646ARZ-REEL7 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices |
11 / 12 page AD8646 Rev. 0 | Page 11 of 12 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VSY = 5V TA = 25°C 1000 100 10 1 0.1 25 125 105 80 65 45 TEMPERATURE (°C) VDD = 5V Figure 32. Voltage Noise Density vs. Frequency Figure 35. Input Bias Current vs. Temperature 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 05 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 VSY (V) 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 100 1k 10k FREQUENCY (kHz) VSY = 5V VIN = 4.9V AV = 1 RL = 10kΩ TA = 25°C .0 TA = 25°C BOTH AMPS Figure 36. Supply Current vs. Supply Voltage Figure 33. Maximum Output Swing vs. Frequency M4.00s A CH1 0.00V 2.3µV p-p VSY = 2.7V TO 5V TA = 25°C 0 –20 –40 –60 –80 –100 –120 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) VIN = 2V p-p VIN = 0.5V p-p VSY = 5V RL = 2kΩ AV = –100 TA = 25°C Figure 34. 0.1 Hz to 10 Hz Voltage Noise Figure 37. Channel Separation |
Podobny numer części - AD8646ARZ-REEL7 |
|
Podobny opis - AD8646ARZ-REEL7 |