Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC898023KL Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części LC898023KL
Szczegółowy opis  40쨈 Playback/16쨈 Write CD-R/RW Encoder/Decoder IC with Built-in SCSI Interface
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC898023KL Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC898023KL Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC898023KL Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
No. 6614-4/13
LC898023KW, 898023KL
Applicable Pins
[INPUT]
(1) · · · · · · WOBBLE, CS, RD, WR, DEF, HFL, TES, RESET
(2) · · · · · · SUA0 to SUA7, TEST0 to TEST4
(3) · · · · · · WRITE
(4) · · · · · · FG
(5) · · · · · AD0, AD1, RREC, FE, TE, VREF, FR, OPP, JITIN, PCKISTF, PCKISTP, EFMIN, EFMIN2, SLCIST1,
SLCIST2
[OUTPUT]
(6) · · · · · · LDON
(7) · · · · · EFMG, SHOCK, LOCK, EFMO, SSP2/1, RAPC, WAPC, H11TO, LDH, ATEST3, ATEST1, WDAT,
NWDAT
(8) · · · · · · PCK2, SUBSYNC
(9) · · · · · · PDS1 to PDS3
(10) · · · · · DA0 to DA2, TDO, FDO, SLDO, SPDO, JITC, LOUT, ROUT, PDO, RPO, SLDO, SLCO1 to SLCO3
(11) · · · · · DSLB
(12) · · · · · INT0, INT1, SWAIT
(16) · · · · · RA0 to RA9, CAS0 to CAS1, RAS0 to RAS2, LWE, UWE, OE
[INOUT]
(13) · · · · · D0 to D7
(17) · · · · · ID0 to ID15
(14) · · · · · ATIPSYNC, BICLK, BIDATA, ACRCNG
(15) · · · · · ACK, ATN, BSY, C/D, DB0 to DB7, DBP, I/O, MSG, REQ, RST, SEL
Note: The XTAL0, XTAL1, XTALCK0, and XTALCK1 are not included in the DC characteristics.
SCSI Pin Input Characteristics
Active Negation Output Characteristics
Note: The active negation output characteristics only applies to DB0 to DB7, REQ, and DBPB
Rise Time Test Circuit
SCSI
Driver
TP
47
Ω±5%
15pF
±5%
2.5V
+
A13480
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Input threshold voltage
Vt + t1
VDD = 4.50 to 5.50 V
1.60
2.00
V
Vt – t1
VDD = 4.50 to 5.50 V
0.80
1.10
V
Hysteresis width
∆Vtt1
VDD = 5.0 V
0.41
0.5
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Output high voltage
VOH
2.5
V
Output low voltage
VOL
0.4
V


Podobny numer części - LC898023KL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
LC898023 SANYO-LC898023 Datasheet
108Kb / 13P
   LC898023
More results

Podobny opis - LC898023KL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
LC898093 SANYO-LC898093 Datasheet
64Kb / 13P
   40쨈 Playback/12쨈 Write CD-R/RW Encoder/Decoder IC with Built-in ATAPI Interface
LC895926 SANYO-LC895926 Datasheet
68Kb / 7P
   CD-R Encoder/Decoder IC with Built-in SCSI Interface
logo
Cirrus Logic
CL-CR3470 CIRRUS-CL-CR3470 Datasheet
122Kb / 4P
   ATAPI CD-R/RW Encoder/Decoder
July 1998
logo
Sanyo Semicon Device
LC895126 SANYO-LC895126 Datasheet
88Kb / 7P
   CD-ROM Decoder with Built-in SCSI Interface
LC895994 SANYO-LC895994 Datasheet
65Kb / 7P
   CD-R Encoder/Decoder LSI with Built-in ATAPI (IDE) Interface
logo
Samsung semiconductor
MAX-B550 SAMSUNG-MAX-B550 Datasheet
6Mb / 24P
   THREE-CD CHANGER MINI-COMPACT SYSTEM CD-R/RW PLAYBACK
logo
Sanyo Semicon Device
LC89512W SANYO-LC89512W Datasheet
52Kb / 5P
   CD-ROM Error Correction LSI with Built-In SCSI Interface
LC895127 SANYO-LC895127 Datasheet
53Kb / 8P
   40 x CD-ROM Decoder with SCSI Interface
logo
Rohm
BB6381KU ROHM-BB6381KU Datasheet
166Kb / 6P
   Control IC for CD-R/RW drive
logo
NXP Semiconductors
SAA7391 PHILIPS-SAA7391 Datasheet
370Kb / 108P
   ATAPI CD-R block encoder/decoder
1997 Aug 01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com