Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI5018-BM Arkusz danych(PDF) 3 Page - Silicon Laboratories

Numer części SI5018-BM
Szczegółowy opis  SiPHY??OC-48/STM-16 CLOCK AND DATA RECOVERY IC WITH FEC
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SILABS [Silicon Laboratories]
Strona internetowa  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

SI5018-BM Arkusz danych(HTML) 3 Page - Silicon Laboratories

  SI5018-BM Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories SI5018-BM Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Si5018
Rev. 1.2
3
TABLE OF C ONTENTS
Section
Page
Detailed Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Typical Application Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
DSPLL™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
PLL Self-Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reference Clock Detect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Forward Error Correction (FEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lock Detect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PLL Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Powerdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Device Grounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bias Generation Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Differential Input Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Differential Output Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pin Descriptions: Si5018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ordering Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Top Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Package Outline: Si5018-BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4x4 mm 20L MLP Recommended PCB Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Document Change List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Contact Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Podobny numer części - SI5018-BM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Silicon Laboratories
SI5018-EVB SILABS-SI5018-EVB Datasheet
262Kb / 10P
   Simple jumper configuration
More results

Podobny opis - SI5018-BM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADN2811 AD-ADN2811 Datasheet
359Kb / 16P
   OC-48/OC-48 FEC Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp
REV. A
ADN2811 AD-ADN2811_15 Datasheet
485Kb / 20P
   OC-48/OC-48 FEC Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp
REV. B
logo
OPLINK Communications I...
SRC48-0413 OPLINK-SRC48-0413 Datasheet
762Kb / 4P
   OC-48/STM-16 Receiver with Clock Recovery
logo
Silicon Laboratories
SI5110 SILABS-SI5110 Datasheet
415Kb / 26P
   SiPHY??OC-48/STM-16 SONET/SDH TRANSCEIVER
SI5100 SILABS-SI5100 Datasheet
495Kb / 40P
   SiPHY??OC-48/STM-16 SONET/SDH TRANSCEIVER
logo
OPLINK Communications I...
SRX48-0415 OPLINK-SRX48-0415 Datasheet
665Kb / 4P
   OC-48/STM-16 Receiver without Clock Recovery
logo
Renesas Technology Corp
894D115I-01 RENESAS-894D115I-01 Datasheet
423Kb / 17P
   OC-12/STM-4 and OC-3/STM-1 Clock/Data Recovery Device
Rev C 2/19/15
894D115I-04 RENESAS-894D115I-04 Datasheet
441Kb / 16P
   OC-12/STM-4 AND OC-3/STM-1 Clock/Data Recovery Device
January 27, 2016
logo
Vitesse Semiconductor C...
VSC8169 VITESSE-VSC8169 Datasheet
185Kb / 18P
   OC-48 (FEC) 16:1 SONET/SDH MUX with Clock Generator
logo
OPLINK Communications I...
STX48-0414 OPLINK-STX48-0414 Datasheet
407Kb / 4P
   OC-48/STM-16 Transmitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com