Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK0260I Arkusz danych(PDF) 1 Page - AUK corp

Numer części STK0260I
Szczegółowy opis  Advanced Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AUK [AUK corp]
Strona internetowa  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK0260I Arkusz danych(HTML) 1 Page - AUK corp

  STK0260I Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK0260I Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
KSD-T6Q002-000
1
STK0260I
Advanced Power MOSFET
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
Features
• High Voltage: BVDSS=600V(Min.)
• Low Crss : Crss=6.0pF(Typ.)
• Low gate charge : Qg=8.4nC(Typ.)
• Low RDS(on) :RDS(on)=4.0Ω(Max.)
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STK0260I
STK0260
I-PAK
Outline Dimensions
unit : mm
1
2
3
6.40~6.60
5.14~5.64
9.96 Max.
0.86 Max.
2.30 Typ.
2.30 Typ.
2.20~2.40
0.40~0.60
1.32 Max.
0.60 Max.
PIN Connections
1. Gate
2. Drain
3. Source


Podobny numer części - STK0260I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
STK0260 AUK-STK0260 Datasheet
458Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
STK0260D AUK-STK0260D Datasheet
455Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
STK0260F AUK-STK0260F Datasheet
463Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
More results

Podobny opis - STK0260I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com