Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK0380P Arkusz danych(PDF) 1 Page - AUK corp

Numer części STK0380P
Szczegółowy opis  Advanced Power MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AUK [AUK corp]
Strona internetowa  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK0380P Arkusz danych(HTML) 1 Page - AUK corp

  STK0380P Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK0380P Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK0380P Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK0380P Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Preliminary
Preliminary
1
STK0380P
Advanced Power MOSFET
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
VGS
SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
Features
• High Voltage: BVDSS=800V(Min.)
• Low Crss : Crss=5.0F(Typ.)
• Low gate charge : Qg=18nC(Typ.)
• Low RDS(on) :RDS(on)=4.8Ω(Max.)
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STK0380P
STK0380
TO-220AB-3L
Outline Dimensions
unit : mm
PIN Connections
1. Gate
2. Drain
3. Source
Φ
3.70 Max.
1.37 Max.
1.62 Max.
0.90 Max.
2.54 Typ.
2.54 Typ.
9.80~10.20


Podobny numer części - STK0380P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STK0380D KODENSHI-STK0380D Datasheet
373Kb / 8P
   SWWITCHINNG REGGULATOOR APPLICATIOON
STK0380F KODENSHI-STK0380F Datasheet
372Kb / 8P
   SWITCHING REGULATOR APPLICATION
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STK0380F VBSEMI-STK0380F Datasheet
2Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Podobny opis - STK0380P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com