Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SL5015P Arkusz danych(PDF) 2 Page - AUK corp

Numer części SL5015P
Szczegółowy opis  COMPANDOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AUK [AUK corp]
Strona internetowa  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SL5015P Arkusz danych(HTML) 2 Page - AUK corp

  SL5015P Datasheet HTML 1Page - AUK corp SL5015P Datasheet HTML 2Page - AUK corp SL5015P Datasheet HTML 3Page - AUK corp SL5015P Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
KSI-W003-000
2
Absolute Maximum Ratings
(Ta = 25
°C)
Characteristics
Symbol
Rating
Unit
Maximum Supply Voltage
V
CC
10
V
1000(D) note 1
mW
Power Dissipations
P
D
410(S) note 2
Operating Temperature Range
Topr
-20 ~ 70
°C
Storage Temperature Range
Tstg
-55 ~ 150
°C
* note 1. Above Ta=+25 °C , derate at 8mW/°C
2. Above Ta=+25 °C, derate at 3.3mW/°C
Block Diagram and Test Circuit
SL5015/P
2.2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REG.
LOGIC MUTE
-
+
-
+
-
+
EXP.
COM
-
+
REG.
100K
100K
100K
51K
3.3K
100K
10
10K
1
2.2
2.2
10K
50pF
51K
10K
1
0.047
100K
600
4.7
Vcc
EXP.OUT
DATA OUT
EXP.IN
SW2
SW3
SW4
SW5
EXP.
MUTE
THROUGH
COMP.
MUTE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4.7
600
SW1
0.047
COMP.IN
0.47
9.1K
2.2
RECT
DCF
600
0.1
100K
DATA IN
COMP.OUT
1
10K
6000pF
10K
10K
10K
10K
1000pF
1800pF
1uF
FILTER OUT
FILTER IN


Podobny numer części - SL5015P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
SL5015P AUK-SL5015P Datasheet
49Kb / 4P
   COMPANDOR
More results

Podobny opis - SL5015P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
SA571 ONSEMI-SA571 Datasheet
104Kb / 11P
   Compandor
March, 2006 ??Rev. 4
NCY9100 ONSEMI-NCY9100 Datasheet
173Kb / 10P
   Compandor
April, 2009 ??Rev. 0
NE570 ONSEMI-NE570_06 Datasheet
98Kb / 10P
   Compandor
May, 2006 ??Rev. 4
logo
NXP Semiconductors
SA571 PHILIPS-SA571 Datasheet
143Kb / 11P
   Compandor
1997 Aug 14
NE570N PHILIPS-NE570N Datasheet
400Kb / 7P
   Compandor
logo
AUK corp
SL5015P AUK-SL5015P Datasheet
49Kb / 4P
   COMPANDOR
logo
Daewoo Semiconductor
DBL5015 DAEWOO-DBL5015 Datasheet
282Kb / 4P
   COMPANDOR
logo
Samsung semiconductor
KA8512 SAMSUNG-KA8512 Datasheet
132Kb / 6P
   COMPANDOR
logo
Unisonic Technologies
UTC571N UTC-UTC571N_15 Datasheet
284Kb / 5P
   COMPANDOR
logo
NXP Semiconductors
SA575 PHILIPS-SA575 Datasheet
102Kb / 14P
   Low voltage compandor
1997 Nov 07
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com