Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FM1105 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Ramtron International Corporation

Numer części FM1105
Szczegółowy opis  Nonvolatile 5V Dual State Saver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
Strona internetowa  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM1105 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Ramtron International Corporation

  FM1105 Datasheet HTML 1Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 2Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 3Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM1105 Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
FM1105 NV Dual State Saver
Rev. 1.1
Aug. 2007
Page 7 of 8
Mechanical Drawing
8-pin SOT-23
Pin 1
1.75
1.50
3.00
2.60
3.00
2.80
0.38
0.28
0.65 BSC
0.70
0.50
1.45
0.90
0° to 8°
SEATING PLANE
1.30
0.90
0.10
Note: All dimensions in millimeters.
SOT-23 Package Marking Scheme
Legend:
P= Product code: X=1105, Y=1106, Z=1107
Y= Year: A=2007, B=2008, C=2009, etc.
LL= Lot code: A0=lot 1, A1=lot 2, etc.
Example: “Green” SOT23 package, FM1105, Year 2007, Lot 0001
XAA0
PYLL


Podobny numer części - FM1105

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ramtron International C...
FM1105 RAMTRON-FM1105 Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Dual State Saver
FM1105-GA RAMTRON-FM1105-GA Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Dual State Saver
FM1105-GATR RAMTRON-FM1105-GATR Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Dual State Saver
FM1105 RAMTRON-FM1105_09 Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Dual State Saver
More results

Podobny opis - FM1105

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ramtron International C...
FM1105 RAMTRON-FM1105_09 Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Dual State Saver
FM1110 RAMTRON-FM1110 Datasheet
259Kb / 8P
   Nonvolatile 5V Quad State Saver
FM1107 RAMTRON-FM1107 Datasheet
117Kb / 8P
   Nonvolatile 3V Dual State Saver
FM1106 RAMTRON-FM1106 Datasheet
117Kb / 8P
   Nonvolatile 3V Dual State Saver
FM1106 RAMTRON-FM1106_09 Datasheet
121Kb / 8P
   Nonvolatile 3V Dual State Saver
FM1112 RAMTRON-FM1112 Datasheet
116Kb / 8P
   Nonvolatile 3V Quad State Saver
FM1114 RAMTRON-FM1114 Datasheet
116Kb / 8P
   Nonvolatile 3V Quad State Saver
logo
Glenair, Inc.
891-016 GLENAIR-891-016 Datasheet
635Kb / 2P
   Dual Row Nano Connector Saver
942-021 GLENAIR-942-021 Datasheet
225Kb / 2P
   Connector Saver
logo
Mallory performance clu...
PN8984 MALLORY-PN8984 Datasheet
240Kb / 2P
   Starter Saver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com