Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF9610PBF Arkusz danych(PDF) 7 Page - International Rectifier

Numer części IRF9610PBF
Szczegółowy opis  HEXFET POWER MOSFET ( VDSS=-200V , RDS(on)=3.0廓 , ID=-1.8A )
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9610PBF Arkusz danych(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF9610PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9610PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF9610PbF
www.irf.com
7


Podobny numer części - IRF9610PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRF9610PBF VISHAY-IRF9610PBF Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 20-Jun-08
IRF9610PBF VISHAY-IRF9610PBF Datasheet
157Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRF9610PBF-BE3 VISHAY-IRF9610PBF-BE3 Datasheet
157Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRF9610PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFR9210PBF IRF-IRFR9210PBF Datasheet
1Mb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -200V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -1.9A )
IRF9610S IRF-IRF9610S Datasheet
163Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=3.0ohm, Id=-1.8A)
IRF9610 IRF-IRF9610 Datasheet
161Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=3.0ohm, Id=-1.8A)
IRL640PBF IRF-IRL640PBF Datasheet
930Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.18廓 , ID = 17A )
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRF630SPBF IRF-IRF630SPBF Datasheet
986Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRF620SPBF IRF-IRF620SPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET (VDSS=200V , RDS(on)=0.80廓 , ID=5.2A )
IRFR420PBF IRF-IRFR420PBF Datasheet
857Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = 2.4A )
IRFR9214PBF IRF-IRFR9214PBF Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = -250V , RDS(on) = 3.0廓 , ID = -2.7A )
IRFB31N20DPBF IRF-IRFB31N20DPBF Datasheet
295Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on)max = 0.082廓 , ID = 31A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com