Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB17N50LPBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRFB17N50LPBF
Szczegółowy opis  SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)typ.=0.28廓 , ID=16A )
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB17N50LPBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFB17N50LPbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
V
= 50V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 150 C
J
°
T = 25 C
J
°
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
16A
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
5.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM 5.0V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
5.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM 5.0V


Podobny numer części - IRFB17N50LPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRFB17N50LPBF VISHAY-IRFB17N50LPBF Datasheet
145Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 21-Jul-08
IRFB17N50LPBF VISHAY-IRFB17N50LPBF Datasheet
168Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRFB17N50LPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFP17N50L IRF-IRFP17N50L Datasheet
91Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFP17N50LS IRF-IRFP17N50LS Datasheet
118Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFB17N50L IRF-IRFB17N50L Datasheet
82Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
IRFP32N50KPBF IRF-IRFP32N50KPBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.135廓 , ID = 32A )
IRFPS43N50KPBF IRF-IRFPS43N50KPBF Datasheet
130Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.078廓 , ID = 47A )
IRFPS43N50K IRF-IRFPS43N50K Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.078ohm, Id=47A)
IRFPS40N50L IRF-IRFPS40N50L Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.087ohm, Id=46A)
IRFP32N50K IRF-IRFP32N50K Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.135ohm, Id=32A)
IRFP23N50LPBF IRF-IRFP23N50LPBF Datasheet
202Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.190廓 , Trr typ. = 170ns , ID = 23A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com