Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB17N50LPBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRFB17N50LPBF
Szczegółowy opis  SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)typ.=0.28廓 , ID=16A )
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB17N50LPBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB17N50LPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFB17N50LPbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
Fig 13a. Gate Charge Test Circuit
Fig 13b. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12a. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12d. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12c. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
0
160
320
480
640
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
7A
10A
16A


Podobny numer części - IRFB17N50LPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRFB17N50LPBF VISHAY-IRFB17N50LPBF Datasheet
145Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 21-Jul-08
IRFB17N50LPBF VISHAY-IRFB17N50LPBF Datasheet
168Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRFB17N50LPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFP17N50L IRF-IRFP17N50L Datasheet
91Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFP17N50LS IRF-IRFP17N50LS Datasheet
118Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFB17N50L IRF-IRFB17N50L Datasheet
82Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.28ohm, Id=16A)
IRFP460APBF IRF-IRFP460APBF Datasheet
195Kb / 9P
   SMPS MOSFET ( VDSS=500V , RDS(on)max=0.27廓 , ID=20A )
IRFP32N50KPBF IRF-IRFP32N50KPBF Datasheet
189Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.135廓 , ID = 32A )
IRFPS43N50KPBF IRF-IRFPS43N50KPBF Datasheet
130Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.078廓 , ID = 47A )
IRFPS43N50K IRF-IRFPS43N50K Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.078ohm, Id=47A)
IRFPS40N50L IRF-IRFPS40N50L Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.087ohm, Id=46A)
IRFP32N50K IRF-IRFP32N50K Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.135ohm, Id=32A)
IRFP23N50LPBF IRF-IRFP23N50LPBF Datasheet
202Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)typ. = 0.190廓 , Trr typ. = 170ns , ID = 23A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com