Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5408 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Semikron International

Numer części SM5408
Szczegółowy opis  Standard silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SM5408 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Semikron International

  SM5408 Datasheet HTML 1Page - Semikron International SM5408 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Surface mount diode
Standard silicon rectifier
diodes
SM 5400...SM 5408
Forward Current: 3 A
Reverse Voltage: 50 to 1000 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
SM 5400...SM 5408
1
28-02-2007 MAM
© by SEMIKRON


Podobny numer części - SM5408

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
SM5408 DIOTEC-SM5408 Datasheet
164Kb / 2P
   Surface Mount Si-Rectifiers
SM5408 DIOTEC-SM5408 Datasheet
110Kb / 2P
   Surface Mount Si-Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SM5408 PACELEADER-SM5408 Datasheet
226Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5408 LUGUANG-SM5408 Datasheet
150Kb / 2P
   Surface Mount Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SM5408 DIOTEC-SM5408 Datasheet
152Kb / 2P
   Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results

Podobny opis - SM5408

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SM5059 SEMIKRON-SM5059 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
EM513 SEMIKRON-EM513_06 Datasheet
134Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059_06 Datasheet
133Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
BY226S SEMIKRON-BY226S_06 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059 Datasheet
129Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
S1A SEMIKRON-S1A Datasheet
111Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2000A SEMIKRON-P2000A_11 Datasheet
453Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2500ATL SEMIKRON-P2500ATL Datasheet
452Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P1200A SEMIKRON-P1200A_10 Datasheet
443Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P600A SEMIKRON-P600A Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com