Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM320C6201BGLPS20 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Numer części SM320C6201BGLPS20
Szczegółowy opis  DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SM320C6201BGLPS20 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C6201BGLPS20 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 64 page
background image
SM320C6201B, SMJ320C6201B
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SGUS031B – APRIL 2000 – REVISED AUGUST 2001
2
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251–1443
Table of Contents
parameter measurement information
30
. . . . . . . . . . . . . . .
signal transition levels
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
input and output clocks
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
asynchronous memory timing
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
synchronous-burst memory timing
36
. . . . . . . . . . . . . . . . .
synchronous DRAM timing
40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOLD/HOLDA timing
44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reset timing
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
external interrupt timing
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
host-port interface timing
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
multichannel buffered serial port timing
51
. . . . . . . . . . . . .
DMAC, timer, power-down timing
59
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
JTAG test-port timing
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mechanical data
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
description
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
device characteristics
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
functional block diagram
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CPU description
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
signal groups description
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
signal descriptions
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
development support
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
device and development support nomenclature
23
. . . . . . . . .
documentation support
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
clock PLL
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
power-supply sequencing
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
absolute maximum ratings over operating case
temperature ranges
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
recommended operating conditions
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
electrical characteristics over recommended ranges of
supply voltage and operating case temperature
29
. . . .
description
The 320C6201B DSP is a member of the fixed-point DSP family in the 320C6000 platform. The
SM/SMJ320C6201B
(C6201B)
device
is
based
on
the
high-performance,
advanced
VelociTI
very-long-instruction-word (VLIW) architecture developed by Texas Instruments (TI
), making this DSP an
excellent choice for multichannel and multifunction applications. With performance of up to 1600 million
instructions per second (MIPS) at a clock rate of 200 MHz, the C6201B offers cost-effective solutions to
high-performance DSP programming challenges. The C6201B is a newer revision of the C6201. The C6201B
DSP possesses the operational flexibility of high-speed controllers and the numerical capability of array
processors. This processor has 32 general-purpose registers of 32-bit word length and eight highly independent
functional units. The eight functional units provide six arithmetic logic units (ALUs) for a high degree of
parallelism and two 16-bit multipliers for a 32-bit result. The C6201B can produce two multiply-accumulates
(MACs) per cycle—for a total of 400 million MACs per second (MMACS). The C6201B DSP also has
application-specific hardware logic, on-chip memory, and additional on-chip peripherals.
The C6201B includes a large bank of on-chip memory and has a powerful and diverse set of peripherals.
Program memory consists of a 64K-byte block that is user-configurable as cache or memory-mapped program
space. Data memory of the C6201B consists of two 32K-byte blocks of RAM for improved concurrency. The
peripheral set includes two multichannel buffered serial ports (McBSPs), two general-purpose timers, a
host-port interface (HPI), and a glueless external memory interface (EMIF) capable of interfacing to SDRAM
or SBSRAM and asynchronous peripherals.
The C6201B has a complete set of development tools which includes: a new C compiler, a third-party Ada 95
compiler, an assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a Windows
 debugger interface
for visibility into source code execution.
TI is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
Windows is a registered trademark of the Microsoft Corporation.


Podobny numer części - SM320C6201BGLPS20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SM320C6201BGLPS20 TI1-SM320C6201BGLPS20 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
More results

Podobny opis - SM320C6201BGLPS20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SMJ320C30 TI-SMJ320C30 Datasheet
726Kb / 47P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C32 TI-TMS320C32 Datasheet
645Kb / 44P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320VC33 TI-TMS320VC33 Datasheet
654Kb / 57P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C30 TI1-TMS320C30_16 Datasheet
753Kb / 53P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C26B TI1-SM320C26B Datasheet
448Kb / 42P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Samsung semiconductor
S5L9286F02 SAMSUNG-S5L9286F02 Datasheet
598Kb / 35P
   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Texas Instruments
TMS320P25 TI-TMS320P25 Datasheet
763Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_06 Datasheet
832Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_07 Datasheet
826Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320F2812-HT TI-SM320F2812-HT Datasheet
1Mb / 155P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processor
SM320C32-EP TI1-SM320C32-EP Datasheet
621Kb / 44P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com