Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL1404PBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRL1404PBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 160A )
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL1404PBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL1404PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL1404PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRL1404PbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
175
0
300
600
900
1200
1500
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
49A
101A
121A


Podobny numer części - IRL1404PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL1404PBF IRF-IRL1404PBF Datasheet
219Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRL1404PBF IRF-IRL1404PBF_15 Datasheet
219Kb / 8P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRL1404PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRF2204SPBF IRF-IRF2204SPBF Datasheet
256Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 3.6m廓 , ID = 170A )
IRF1302PBF IRF-IRF1302PBF Datasheet
165Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 20V , RDS(on) = 4.0m廓 , ID = 180A )
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
IRFZ44VZPBF IRF-IRFZ44VZPBF Datasheet
355Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 12m廓 , ID = 57A )
IRFR5305PBF IRF-IRFR5305PBF Datasheet
248Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = -55V , RDS(on) = 0.065廓 , ID = -31A )
IRFP054VPBF IRF-IRFP054VPBF Datasheet
176Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 9.0m廓 , ID = 93A )
IRF1405ZS-7PPBF IRF-IRF1405ZS-7PPBF Datasheet
696Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 4.9m廓 , ID = 120A )
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 23m廓 , ID = 57A )
IRFZ46N IRF-IRFZ46N_04 Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET(VDSS = 55V,RDS(on) = 16.5m廓,ID = 53A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com