Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF8113PBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF8113PBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8113PBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF8113PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF8113PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF8113PbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
I D
TOP
7.3A
8.2A
BOTTOM 13.3A
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-


Podobny numer części - IRF8113PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF8113PBF IRF-IRF8113PBF Datasheet
224Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF8113PBF-1 IRF-IRF8113PBF-1 Datasheet
255Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8113PBF-1 IRF-IRF8113PBF-1_15 Datasheet
255Kb / 10P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF8113PBF IRF-IRF8113PBF_15 Datasheet
224Kb / 10P
   Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
More results

Podobny opis - IRF8113PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL3715ZPBF IRF-IRL3715ZPBF Datasheet
273Kb / 13P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFZ44NSPBF IRF-IRFZ44NSPBF Datasheet
339Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7821PBF IRF-IRF7821PBF Datasheet
285Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFP450NPBF IRF-IRFP450NPBF Datasheet
174Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB4310PBF IRF-IRFB4310PBF Datasheet
381Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB3207PBF IRF-IRFB3207PBF Datasheet
383Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF9910PBF IRF-IRF9910PBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7316PBF IRF-IRF7316PBF Datasheet
203Kb / 7P
   HEXFET짰Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com