Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF7807D2PBF Arkusz danych(PDF) 7 Page - International Rectifier

Numer części IRF7807D2PBF
Szczegółowy opis  FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7807D2PBF Arkusz danych(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7807D2PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7807D2PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7807D2PbF
www.irf.com
7
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BAS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BAS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BAS IC
0.635 BASIC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C A B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
F OOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONFORMS T O JEDEC OUT LINE MS-012AA.
NOT ES:
1. DIMENSIONING & T OLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. CONT ROLLING DIMENSION: MILLIMET ER
3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMET ERS [INCHES ].
5 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUSIONS.
6 DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD PROT RUSIONS.
MOLD PROT RUSIONS NOT T O EXCEED 0.25 [.010].
7 DIMENSION IS T HE LENGT H OF LEAD FOR SOLDERING T O
A S UBS T RAT E.
MOLD PROT RUSIONS NOT T O EXCEED 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
SO-8 (Fetky) Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
RECT IFIER
LOGO
INT ERNAT IONAL
EXAMPLE: T HIS IS AN IRF7807D1 (F ET KY)
XXXX
807D1
Y = LAST DIGIT OF THE YEAR
A = AS SEMBLY SIT E CODE
WW = WEEK
LOT CODE
PRODUCT (OPT IONAL)
P = DISGNAT ES LEAD - FREE
DAT E CODE (YWW)
PART NUMBER
SO-8 (Fetky) Part Marking Information


Podobny numer części - IRF7807D2PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7807D2 IRF-IRF7807D2 Datasheet
134Kb / 8P
   MOSFET / SCHOTTKY DIODE
More results

Podobny opis - IRF7807D2PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF Datasheet
208Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7326D2 IRF-IRF7326D2 Datasheet
116Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7807VD1 IRF-IRF7807VD1 Datasheet
117Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D2 IRF-IRF7353D2 Datasheet
128Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2 IRF-IRF7807VD2 Datasheet
115Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D1PBF IRF-IRF7807D1PBF Datasheet
168Kb / 8P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com