Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI4963BDY Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI4963BDY
Szczegółowy opis  Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4963BDY Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4963BDY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4963BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4963BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4963BDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4963BDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si4963BDY
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 72753
S-40235—Rev. A, 16-Feb-04
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Threshold Voltage
TJ − Temperature (_C)
ID = 250 mA
0
15
30
5
10
Single Pulse Power
Time (sec)
25
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 91_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
1
100
600
10
10−1
10−2
20
Safe Operating Area
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TA = 25_C
Single Pulse
P(t) = 10
dc
0.1
IDM Limited
ID(on)
Limited
rDS(on) Limited
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001


Podobny numer części - SI4963BDY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4963BDY VISHAY-SI4963BDY Datasheet
163Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4963BDY-T1-E3 VBSEMI-SI4963BDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 8P
   Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4963BDY VISHAY-SI4963BDY_V01 Datasheet
163Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI4963BDY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9933BDY VISHAY-SI9933BDY_V01 Datasheet
102Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
18-Jul-08
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ Datasheet
69Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 15-Mar-04
SI5903DC VISHAY-SI5903DC_08 Datasheet
134Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
SI1903DL VISHAY-SI1903DL_08 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
SI6943BDQ VISHAY-SI6943BDQ_06 Datasheet
211Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI1903DL VISHAY-SI1903DL_V01 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ_V01 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5903DC-T1-E3 VISHAY-SI5903DC-T1-E3 Datasheet
229Kb / 9P
   Dual P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. C, 08-Mar-10
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ_06 Datasheet
210Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI6943BDQ VISHAY-SI6943BDQ Datasheet
58Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com