Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STB6NK90ZT4 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części STB6NK90ZT4
Szczegółowy opis  N-channel 900V - 1.56 - 5.8A Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB6NK90ZT4 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB6NK90ZT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7/12
STP6NK90Z - STP6NK90ZFP - STB6NK90Z
Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching
And Diode Recovery Times
Fig. 4: Gate Charge test Circuit
Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform
Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 3: Switching Times Test Circuit For
Resistive Load


Podobny numer części - STB6NK90ZT4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STB6NK90Z STMICROELECTRONICS-STB6NK90Z Datasheet
483Kb / 18P
   N-channel 900V - 1.56廓 - 5.8A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
More results

Podobny opis - STB6NK90ZT4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP6NK90Z STMICROELECTRONICS-STP6NK90Z_07 Datasheet
483Kb / 18P
   N-channel 900V - 1.56廓 - 5.8A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STY30NK90Z STMICROELECTRONICS-STY30NK90Z Datasheet
252Kb / 14P
   N-CHANNEL 900V - 0.21ohm - 26A Max247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STE30NK90Z STMICROELECTRONICS-STE30NK90Z Datasheet
228Kb / 10P
   N-CHANNEL 900V - 0.21??- 28A ISOTOP Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STW11NK90Z STMICROELECTRONICS-STW11NK90Z Datasheet
239Kb / 12P
   N-channel 900V - 0.82OHM - 9.2A - TO-247 Zener-protected SuperMESH Power MOSFET
STW15NK90Z STMICROELECTRONICS-STW15NK90Z Datasheet
208Kb / 9P
   N-CHANNEL 900V-0.40ohm-15A TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STW12NK90Z STMICROELECTRONICS-STW12NK90Z Datasheet
267Kb / 14P
   N-CHANNEL 900V - 0.72 ohm - 11A TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP3HNK90Z STMICROELECTRONICS-STP3HNK90Z Datasheet
366Kb / 15P
   N-channel 900V - 0.35廓 - 3A - TO-220 - TO-220FP Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD2NK60Z STMICROELECTRONICS-STD2NK60Z Datasheet
762Kb / 16P
   Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP5NK90Z STMICROELECTRONICS-STP5NK90Z_06 Datasheet
402Kb / 15P
   N-channel 900V - 2廓 - 4.5A - TO-220/TO-220FP Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STD2NK90Z STMICROELECTRONICS-STD2NK90Z_06 Datasheet
604Kb / 18P
   N-channel 900V - 5廓 - 2.1A - TO-220 /DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com