Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC7SG00FE Arkusz danych(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TC7SG00FE
Szczegółowy opis  2 Input NAND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7SG00FE Arkusz danych(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7SG00FE Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7SG00FE Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7SG00FE Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7SG00FE Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7SG00FE Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7SG00FE Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TC7SG00FE
2007-11-01
2
Truth Table
IEC Logic Symbol
A
B
Y
L
L
H
L
H
H
H
L
H
H
H
L
Operating Ranges
Characteristics
Symbol
Value
Unit
Power supply voltage
VCC
0.9~3.6
V
Input voltage
VIN
0~5.5
V
0~3.6
(Note 4)
Output voltage
VOUT
0~VCC
(Note 5)
V
±8.0
(Note 6)
±4.0
(Note 7)
±3.0
(Note 8)
±1.7
(Note 9)
±0.3
(Note 10)
Output Current
IOH/IOL
±0.02
(Note 11)
mA
Operating temperature
Topr
−40~85
°C
Input rise and fall time
dt/dV
0~10
(Note 12)
ns/V
Note 4: VCC = 0V
Note 5: High or Low state.
Note 6: VCC = 3.0~3.6 V
Note 7: VCC = 2.3~2.7 V
Note 8: VCC = 1.65~1.95 V
Note 9: VCC = 1.4~1.6 V
Note 10: VCC = 1.1~1.3 V
Note 11: VCC = 0.9 V
Note 12: VIN = 0.8~2.0 V, VCC = 3.0 V
IN A
IN B
&
OUT Y


Podobny numer części - TC7SG00FE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SG00FE TOSHIBA-TC7SG00FE_09 Datasheet
170Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

Podobny opis - TC7SG00FE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ00AFE TOSHIBA-TC7SZ00AFE Datasheet
150Kb / 4P
   2 INPUT NAND GATE
TC4S11F TOSHIBA-TC4S11F Datasheet
166Kb / 4P
   2 INPUT NAND GATE
TC7SET00F TOSHIBA-TC7SET00F Datasheet
165Kb / 5P
   2-INPUT NAND GATE
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G00 PHILIPS-74AHC1G00 Datasheet
74Kb / 16P
   2-input NAND gate
2002 May 27
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G00 RENESAS-HD74HCT1G00 Datasheet
52Kb / 8P
   2-input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G00 NXP-74AHC1G00 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input NAND gate
Rev. 06-30 May 2007
logo
Unisonic Technologies
U74HC2G00 UTC-U74HC2G00 Datasheet
129Kb / 5P
   2-INPUT NAND GATE
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC1G00 RENESAS-RD74LVC1G00 Datasheet
1Mb / 7P
   2-input NAND Gate
logo
Minilogic Device Corpor...
ML74UL00 MINILOGIC-ML74UL00 Datasheet
122Kb / 3P
   2-input NAND Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC1G00-Q100 NEXPERIA-74HC1G00-Q100 Datasheet
677Kb / 12P
   2-input NAND gate
74HC1G00 NEXPERIA-74HC1G00 Datasheet
206Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 6 - 21 January 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com