Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC74HC125AFN Arkusz danych(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TC74HC125AFN
Szczegółowy opis  Quad Bus Buffer
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC125AFN Arkusz danych(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC125AFN Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC125AFN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TC74HC125AP/AF/AFN,126AP/AF
2007-10-01
4
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Test Condition
Ta
= 25°C
Ta
=
−40 to 85°C
Unit
Characteristics
Symbol
VCC
(V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
High-level input
voltage
VIH
2.0
4.5
6.0
1.50
3.15
4.20
1.50
3.15
4.20
V
Low-level input
voltage
VIL
2.0
4.5
6.0
0.50
1.35
1.80
0.50
1.35
1.80
V
IOH = −20 μA
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
V
High-level output
voltage
VOH
VIN
= VIH or
VIL
IOH = −6 mA
IOH = −7.8 mA
4.5
6.0
4.18
5.68
4.31
5.80
4.13
5.63
IOL = 20 μA
2.0
4.5
6.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Low-level output
voltage
VOL
VIN
= VIH or
VIL
IOL = 6 mA
IOL = 7.8 mA
4.5
6.0
0.17
0.18
0.26
0.26
0.33
0.33
V
3-state output
off-state current
IOZ
VIN = VIH or VIL
VOUT = VCC or GND
6.0
±0.5
±5.0
μA
Input leakage
current
IIN
VIN = VCC or GND
6.0
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
6.0
4.0
40.0
μA


Podobny numer części - TC74HC125AFN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC125AFN TOSHIBA-TC74HC125AFN Datasheet
255Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results

Podobny opis - TC74HC125AFN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com