Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SA1312 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
2SA1312 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
2 / 5 page 2SA1312 2007-11-01 2 Electrical Characteristics (Ta = 25°C) Characteristics Symbol Test Condition Min Typ. Max Unit Collector cut-off current ICBO VCB = −120 V, IE = 0 ⎯ ⎯ −0.1 μA Emitter cut-off current IEBO VEB = −5 V, IC = 0 ⎯ ⎯ −0.1 μA DC current gain hFE (Note) VCE = −6 V, IC = −2 mA 200 ⎯ 700 Collector-emitter saturation voltage VCE (sat) IC = −10 mA, IB = −1 mA ⎯ ⎯ −0.3 V Transition frequency fT VCE = −6 V, IC = −1 mA ⎯ 100 ⎯ MHz Collector output capacitance Cob VCB = −10 V, IE = 0, f = 1 MHz ⎯ 4 ⎯ pF NF (1) VCE = −6 V, IC = −0.1 mA, f = 100 Hz, Rg = 10 kΩ ⎯ 0.5 6 Noise figure NF (2) VCE = −6 V, IC = −0.1 mA, f = 1 kHz, Rg = 10 kΩ ⎯ 0.2 3 dB Note: hFE classification GR (G): 200~400, BL (L): 350~700 ( ) marking symbol |
Podobny numer części - 2SA1312_07 |
|
Podobny opis - 2SA1312_07 |