Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP351 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP351
Szczegółowy opis  GaA?밃s IRED Photo IC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP351 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP351 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP351 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TLP351
2007-10-01
6
I F ─ VF
⊿V F/ ⊿ Ta- I F
Forw ar d Vol t a g e VF(V)
Forw ar d Cu rre nt I F (mA)
I F -Ta
IFLH – Ta
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
0
10
20
30
40
-40 -20
0
20406080 100
0
1
2
3
4
5
Ambient Temperature Ta(
°C)
Ambient Temperature Ta(
°C)
VOL -Ta
VOH -Ta
-40 -20
0
2040
6080 100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-40 -20
0
20
40
60
80 100
0
5
10
15
20
25
30
Ambient Temperature Ta(
°C)
Ambient Temperature Ta(
°C)
*: The above graphs show typical characteristics.
100
1.0
50
30
10
5
3
1
0.5
0.3
0.1
0.05
0.03
0.01
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Ta = 25 °C
1.4
0.1
0.3 0.5
1
3
5
10
30
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
VCC=15V
VO>1V
VF = 0.8V
IO= 100mA , VCC=10V
IF = 5mA
Io= -100mA , VCC=10V


Podobny numer części - TLP351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP351 TOSHIBA-TLP351 Datasheet
241Kb / 9P
   Inverter for Air Conditioner IGBT/Power MOS FET Gate Drive Industrial Inverter
TLP351A TOSHIBA-TLP351A Datasheet
384Kb / 18P
   Photocouplers GaAℓAs Infrared LED & Photo IC
2015-12-09 Rev.5.0
TLP351AF TOSHIBA-TLP351AF Datasheet
384Kb / 18P
   Photocouplers GaAℓAs Infrared LED & Photo IC
2015-12-09 Rev.5.0
TLP351F TOSHIBA-TLP351F Datasheet
115Kb / 2P
   GaA?밃s IRED Photo IC
TLP351H TOSHIBA-TLP351H Datasheet
496Kb / 21P
   Photocouplers GaAℓAs Infrared LED & Photo IC
2016-10-19 Rev.8.0
More results

Podobny opis - TLP351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP751 TOSHIBA-TLP751_07 Datasheet
499Kb / 7P
   GaA?밃s Ired Photo IC
TLP250 TOSHIBA-TLP250_07 Datasheet
195Kb / 7P
   GaA?밃s Ired & Photo-IC
TLP350 TOSHIBA-TLP350_07 Datasheet
274Kb / 9P
   GaA?밃s IRED Photo IC
TLP350F TOSHIBA-TLP350F Datasheet
150Kb / 2P
   GaA?밃s IRED Photo IC
TLP251 TOSHIBA-TLP251_07 Datasheet
210Kb / 7P
   GaA?밃s Ired & Photo-IC
TLP351F TOSHIBA-TLP351F Datasheet
115Kb / 2P
   GaA?밃s IRED Photo IC
TLP108 TOSHIBA-TLP108 Datasheet
271Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
TLP2451 TOSHIBA-TLP2451 Datasheet
283Kb / 11P
   Photocoupler GaA?밃s IRED Photo IC
TLP2116 TOSHIBA-TLP2116 Datasheet
220Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s Ired & PHOTO-IC
TLP2095 TOSHIBA-TLP2095 Datasheet
360Kb / 11P
   PHOTOCOUPLER GaA?밃s IRED & PHOTO-IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com