Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD-110A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation |
|
PD-110A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation |
1 / 5 page p q - 1 0 0 series 100W Quad Output Switching Power Supply 300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780 ph: 1-800-823-8082 Fax: 508-823-8181 WWW.ASTRODYNE.COM 100W�Quad�Output�Switching�Power�Supply SPECIFICATION PQ-100B PQ-100C MODEL DC�VOLTAGE RATED�CURRENT CURRENT�RANGE RATED�POWER OUTPUT VOLTAGE ADJ.�RANGE LINE�REGULATION LOAD�REGULATION SETUP,�RISE�TIME HOLD�TIME (Typ.) VOLTAGE�RANGE FREQUENCY RANGE EFFICIENCY(Typ.) INPUT INRUSH�CURRENT (Typ.) LEAKAGE�CURRENT WORKING�TEMP. POWER�GOOD WORKING�HUMIDITY STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY TEMP.�COEFFICIENT VIBRATION MTBF DIMENSION OTHERS NOTE PACKING OVER�LOAD AC�CURRENT (Typ.) 5V CH1 CH1 -5V CH3 CH3 12V CH2 CH2 -12V CH4 CH4 5V -5V 15V -15V 10A 0.5A 3.5A 0.5A 8A 0.5A 3.5A 0.5A 2�~�10A 0�~�1A 0.5�~�4.5A 0�~�1A 2�~�8A 0�~�1A 0.5�~�4A 0�~�1A 100.5W 102.5W 80mVp-p 80mVp-p 250mVp-p 120mVp-p 80mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 80mVp-p CH1:4.75�~�5.5V CH1:4.75�~�5.5V 3.0% 6.0% 12% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 5.0% 5.0% 1.0% 5.0% 1200ms,�50ms�at�full�load 80ms�at�full�load 100�~�264VAC����������141�~370VDC�(90�~�100VAC�90%�load�max.) 47�~�63Hz 72% 74% 3A/115VAC����������1.5A/230VAC COLD�START 50A <1mA /240VAC 105%�~�135% rated�output�power Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed -10�~�+50 ,60 (Refer�to�output�load�derating�curve) with�cooling�fan 1ms 20�~�90%�RH�non-condensing -20�~�+85 ,�10�~�95%�RH 0.03%/ (0�~�50 ) 10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes 258.6K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25 ) 178*108*46mm�(L*W*H) 0.56Kg;�24pcs/14.5Kg/1.19CUFT File�Name:PQ-100-SPEC���2005-09-13 CH1:�5.75�~�6.75VDC OVER�VOLTAGE SAFETY STANDARDS HARMONIC�CURRENT EMS�IMMUNITY UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B Compliance�to EN61000-3-2,-3 Compliance�to Light�industry�level,��criteria A EN61000-4-2,3,4,5,6,11;�ENV50204, ���������� P Q - 1 0 0 series ENVIRONMENT SAFETY & FUNCTION EMC (Note�4) PROTECTION EMI�CONDUCTION�&�RADIATION WITHSTAND�VOLTAGE ISOLATION�RESISTANCE I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2 VOLTAGE�TOLERANCE Note.3 ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������� ������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� ���������������� OUTPUT�NUMBER |
Podobny numer części - PD-110A |
|
Podobny opis - PD-110A |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |