Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC7PA53FU Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TC7PA53FU
Szczegółowy opis  2-Channel Multiplexer/Demultiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7PA53FU Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7PA53FU Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7PA53FU Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TC7PA53FU
2007-11-01
6
Figure 3
Calculating condition for propagation delay time
tpLH, tpHL
VCC
Symbol
3.3 ± 0.3 V
2.5 ± 0.2 V
1.8 V
VM
arbitrary
arbitrary
arbitrary
COMMON
Measure
Ch0 / 1
Ch1 / 0
ON
OFF
CIS
COS
(Total Capacitance)
TC7PA53FU
RDRIVE
Front circuit
Output
Input
VOL
VOH
VCIH
VM
tpLH
tpHL
VCIL
(Ch0,Ch1 / COMMON)
(COMMON / Ch0,Ch1)
RDRIVE = Output impedance of front circuit
VM = Arbitrary output threshold voltage
VCIH = “H” revel input voltage to switch
VCIL = ”L” revel input voltage to switch


Podobny numer części - TC7PA53FU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7PA53FU TOSHIBA-TC7PA53FU Datasheet
126Kb / 8P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results

Podobny opis - TC7PA53FU

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7W53F TOSHIBA-TC7W53F Datasheet
318Kb / 10P
   2-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TC7W53F TOSHIBA-TC7W53F_06 Datasheet
492Kb / 11P
   2-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2G53A RENESAS-HD74LV2G53A Datasheet
99Kb / 12P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G3157 PHILIPS-74LVC1G3157 Datasheet
133Kb / 22P
   2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Rev. 01-7 February 2005
74LVC2G53 PHILIPS-74LVC2G53 Datasheet
139Kb / 24P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 02-31 March 2006
74LVC2G53 NXP-74LVC2G53 Datasheet
144Kb / 23P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 05-18 June 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G53-Q100 NEXPERIA-74LVC1G53-Q100 Datasheet
282Kb / 19P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC2G53 HITACHI-HD74ALVC2G53 Datasheet
115Kb / 14P
   2-channel Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G53 NXP-74LVC1G53 Datasheet
130Kb / 22P
   2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 03-29 August 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV2GT53A RENESAS-HD74LV2GT53A Datasheet
95Kb / 10P
   2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com