Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC4015BP Arkusz danych(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC4015BP Arkusz danych(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
3 / 9 page TC4015BP/BF/BFN 2007-10-01 3 Static Electrical Characteristics (VSS = 0 V) Test Condition −40°C 25°C 85°C Characteristics Sym- bol VDD (V) Min Max Min Typ. Max Min Max Unit High-level output voltage VOH ⎪IOUT⎪ < 1 μA VIN = VSS, VDD 5 10 15 4.95 9.95 14.95 ⎯ ⎯ ⎯ 4.95 9.95 14.95 5.00 10.00 15.00 ⎯ ⎯ ⎯ 4.95 9.95 14.95 ⎯ ⎯ ⎯ V Low-level output voltage VOL ⎪IOUT⎪ < 1 μA VIN = VSS, VDD 5 10 15 ⎯ ⎯ ⎯ 0.05 0.05 0.05 ⎯ ⎯ ⎯ 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 ⎯ ⎯ ⎯ 0.05 0.05 0.05 V VOH = 4.6 V VOH = 2.5 V VOH = 9.5 V VOH = 13.5 V 5 5 10 15 −0.61 −2.50 −1.50 −4.00 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ −0.51 −2.10 −1.30 −3.40 −1.0 −4.0 −2.2 −9.0 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ −0.42 −1.70 −1.10 −2.80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ Output high current IOH VIN = VSS, VDD mA VOL = 0.4 V VOL = 0.5 V VOL = 1.5 V 5 10 15 0.61 1.50 4.00 ⎯ ⎯ ⎯ 0.51 1.30 3.40 1.2 3.2 12.0 ⎯ ⎯ ⎯ 0.42 1.10 2.80 ⎯ ⎯ ⎯ Output low current IOL VIN = VSS, VDD mA VOUT = 0.5 V, 4.5 V VOUT = 1.0 V, 9.0 V VOUT = 1.5 V, 13.5 V 5 10 15 3.5 7.0 11.0 ⎯ ⎯ ⎯ 3.5 7.0 11.0 2.75 5.50 8.25 ⎯ ⎯ ⎯ 3.5 7.0 11.0 ⎯ ⎯ ⎯ Input high voltage VIH ⎪IOUT⎪ < 1 μA V VOUT = 0.5 V, 4.5 V VOUT = 1.0 V, 9.0 V VOUT = 1.5 V, 13.5 V 5 10 15 ⎯ ⎯ ⎯ 1.5 3.0 4.0 ⎯ ⎯ ⎯ 2.25 4.50 6.75 1.5 3.0 4.0 ⎯ ⎯ ⎯ 1.5 3.0 4.0 Input low voltage VIL ⎪IOUT⎪ < 1 μA V “H” level IIH VIH = 18 V 18 ⎯ 0.1 ⎯ 10− 5 0.1 ⎯ 1.0 Input current “L” level IIL VIL = 0 V 18 ⎯ −0.1 ⎯ −10−5 −0.1 ⎯ −1.0 μA Quiescent supply current IDD VIN = VSS, VDD (Note) 5 10 15 ⎯ ⎯ ⎯ 5 10 20 ⎯ ⎯ ⎯ 0.005 0.010 0.015 5 10 20 ⎯ ⎯ ⎯ 150 300 600 μA Note: All valid input combinations. |
Podobny numer części - TC4015BP_07 |
|
Podobny opis - TC4015BP_07 |