Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP172G Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP172G
Szczegółowy opis  Photocoupler Photorelay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP172G Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP172G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP172G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP172G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP172G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP172G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP172G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP172G
2007-10-01
5
Ambient temperature Ta (°C)
IOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
tON, tOFF – Ta
Input current IF (mA)
tON, tOFF – IF
1
3
10
30
100
300
10
30
100
300
1000
3000
Ta
= 25°C
VDD = 20 V
RL = 200 Ω
tOFF
tON
VDD = 20 V
RL = 200 Ω
IF = 5 mA
10
−20
3000
1000
300
100
30
0
20
40
80
80
100
tOFF
tON
−20
0
20
40
80
80
100
VOFF = 350 V
0.1
100
10
3
1
0.3
30


Podobny numer części - TLP172G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP172G TOSHIBA-TLP172G Datasheet
138Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP172GAM TOSHIBA-TLP172GAM Datasheet
323Kb / 10P
   Photocouplers Photorelay
2021-05-28 Rev.6.0
TLP172GM TOSHIBA-TLP172GM Datasheet
303Kb / 11P
   Photocouplers Photorelay
2021-05-28 Rev.10.0
More results

Podobny opis - TLP172G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP176GA TOSHIBA-TLP176GA_07 Datasheet
178Kb / 6P
   Photocoupler Photorelay
TLP174G TOSHIBA-TLP174G_07 Datasheet
178Kb / 6P
   Photocoupler Photorelay
TLP4172G TOSHIBA-TLP4172G Datasheet
170Kb / 6P
   Photocoupler Photorelay
TLP192A TOSHIBA-TLP192A Datasheet
134Kb / 6P
   Photocoupler Photorelay
TLP3123 TOSHIBA-TLP3123 Datasheet
177Kb / 6P
   Photocoupler PHOTORELAY
TLP172A TOSHIBA-TLP172A_07 Datasheet
185Kb / 7P
   Photocoupler Photorelay
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA_07 Datasheet
178Kb / 6P
   Photocoupler Photorelay
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G Datasheet
164Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4197G TOSHIBA-TLP4197G Datasheet
156Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTORELAY
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA Datasheet
139Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com