Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TL031CDE4 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Numer części TL031CDE4
Szczegółowy opis  ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL031CDE4 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TL031CDE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL031CDE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 68 page
background image
TL03x, TL03xA
ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS180C – FEBRUARY 1997 – REVISED DECEMBER 2001
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage (see Note 1): VCC+
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC–
–18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input) (see Notes 1 and 3)
±15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
±40 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VCC+
160 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VCC–
160 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 4)
Unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total power dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Note 5): D package (8 pin)
97
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D package (14 pin)
86
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
80
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
85
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package
113
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1 /16 inch) from case for 10 seconds: D, N, P, or PW package
260
°C
. . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1 /16 inch) from case for 60 seconds: J or JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC–.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN–.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less.
4. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70°C
POWER RATING
TA = 85°C
POWER RATING
TA = 125°C
POWER RATING
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
±
Supply voltage
±5
±15
±5
±15
±5
±15
V
VIC
Common mode input voltage
VCC
± = ±5 V
–1.5
4
–1.5
4
–1.5
4
V
VIC
Common-mode input voltage
VCC
± = ±15 V
–11.5
14
–11.5
14
–11.5
14
V
TA
Operating free-air temperature
0
70
–40
85
–55
125
°C


Podobny numer części - TL031CDE4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL031CDE4 TI1-TL031CDE4 Datasheet
1Mb / 72P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Podobny opis - TL031CDE4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL03X TI-TL03X Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL031 TI1-TL031 Datasheet
1Mb / 72P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL05X TI-TL05X Datasheet
1,022Kb / 65P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL054IJ TI-TL054IJ Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL05X STMICROELECTRONICS-TL05X_08 Datasheet
1Mb / 67P
   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL05XA TI-TL05XA Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL05X TI-TL05X_07 Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL03X TI1-TL03X_15 Datasheet
2Mb / 74P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET
TL05X TI1-TL05X_14 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET
TL061 TI-TL061 Datasheet
369Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com