Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLC2264CDR Arkusz danych(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części TLC2264CDR
Szczegółowy opis  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2264CDR Arkusz danych(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLC2264CDR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2264CDR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 75 page
background image
TLC226x, TLC226xA
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS177D – FEBRUARY 1997 – REVISED MARCH 2001
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VDD– (see Note 1)
– 8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input, see Note 1)
VDD– – 0.3 V to VDD+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD+
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VDD–
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q suffix
– 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, P, and PW packages
260
°C
. . . . . . .
J, JG, U, and W packages
300
°C
. . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD+ and VDD – .
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –. Excessive current flows if input is brought below VDD – – 0.3 V.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
A
POWER RATING
ABOVE TA = 25°C
A
POWER RATING
A
POWER RATING
A
POWER RATING
D–8
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
145 mW
D–14
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
190 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
N
1150 mW
9.2 mW/
°C
736 mW
598 mW
230 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
200 mW
PW–8
525 mW
4.2 mW/
°C
336 mW
273 mW
105 mW
PW–14
700 mW
5.6 mW/
°C
448 mW
364 mW
140 mW
U
700 mW
5.5 mW/
°C
452 mW
370 mW
150 mW
W
700 mW
5.5 mW/
°C
452 mW
370 mW
150 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
Q SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
±
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
V
Input voltage range, VI
VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5 VDD – VDD + – 1.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
– 40
125
– 40
125
– 55
125
°C


Podobny numer części - TLC2264CDR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLC2264CDR TI-TLC2264CDR Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2264CDR TI1-TLC2264CDR Datasheet
2Mb / 73P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2264CDRG4 TI-TLC2264CDRG4 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2264CDRG4 TI1-TLC2264CDRG4 Datasheet
2Mb / 73P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS田?RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Podobny opis - TLC2264CDR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLC2272A-Q1 TI-TLC2272A-Q1 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   ADVANCED LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV226X TI-TLV226X_07 Datasheet
1Mb / 58P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV226X TI-TLV226X_08 Datasheet
1Mb / 57P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2262-Q1 TI1-TLV2262-Q1 Datasheet
694Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2272 TI1-TLC2272 Datasheet
2Mb / 63P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
TLC226X TI-TLC226X Datasheet
932Kb / 59P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274A TI-TLC2274A Datasheet
619Kb / 33P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL TO RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC227X-EP TI1-TLC227X-EP Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   ADVANCED LINCMOS RAIL TO RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2262A-Q1 TI1-TLV2262A-Q1_16 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC227X TI-TLC227X_07 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2272A-EP TI1-TLC2272A-EP Datasheet
993Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS??RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com