Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS5T48-15 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części GS5T48-15
Szczegółowy opis  5 W DC-DC CONVERTER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS5T48-15 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  GS5T48-15 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics GS5T48-15 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GS5T48-15 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2/3
Package C. Dimensions in mm (inches)
CONNECTION DIAGRAM AND MECHANICAL DATA
SAFETY APPROVALS
The converter is agency certified to the following safety requirements:
Agency
Requirements
File Number
UL
UL-STD-1950
E141284
CSA
CSA-STD-C22.2 No. 234
LR 99794-3
TUV
EN 60950
DIN VDE 0805
R 9172410
® UL is a registered trademark of UNDERWRITERS LABORATORIES inc.
® CSA is a registered trademark of CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION.
® TUV is aregistered trademark of TUV Rheinland.
GS5T48-15


Podobny numer części - GS5T48-15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
GS5T48-12 STMICROELECTRONICS-GS5T48-12 Datasheet
47Kb / 3P
   5 W DC-DC CONVERTER
More results

Podobny opis - GS5T48-15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
GS5T48-12 STMICROELECTRONICS-GS5T48-12 Datasheet
47Kb / 3P
   5 W DC-DC CONVERTER
GS5T48-5 STMICROELECTRONICS-GS5T48-5 Datasheet
43Kb / 2P
   5 W DC-DC CONVERTER
logo
Power Integrations, Inc...
DI-51 POWERINT-DI-51 Datasheet
54Kb / 2P
   5 W Flyback DC-DC Converter
logo
HY-LINE Power Component...
P5A123R3S HY-LINE-P5A123R3S Datasheet
1Mb / 4P
   5 W DC-DC Converter P5A-Series
Rev: 20171108 f
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
LWS-0505E POWER-SYSTEMS-LWS-0505E Datasheet
222Kb / 6P
   DC-DC Converter UNIT 5 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
logo
Wall Industries,Inc.
RA2405DUW8 WALL-RA2405DUW8 Datasheet
461Kb / 11P
   8 W DC-DC Converter
logo
Power Integrations, Inc...
DI-24 POWERINT-DI-24 Datasheet
57Kb / 2P
   30 W DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
MPQ48S24-100 WALL-MPQ48S24-100 Datasheet
389Kb / 7P
   100 W DC-DC Converter
RA2415UW8 WALL-RA2415UW8 Datasheet
411Kb / 11P
   8 W DC-DC Converter
logo
STMicroelectronics
GS2T5-5 STMICROELECTRONICS-GS2T5-5 Datasheet
83Kb / 2P
   2 W DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com