Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS613BBGZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS613BBGZ-RL
Szczegółowy opis  ±150°/sec Yaw Rate Gyroscope
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXRS613
Rev. 0 | Page 7 of 12
30
0
125
(°/s)
25
20
15
10
5
135
145
155
165
175
185
195
Figure 10. Measurement Range
1.5
−1.5
−40
120
TEMPERATURE (°C)
1.0
0.5
0
−0.5
−1.0
−20
0
20406080
100
Figure 11. Typical Self-Test Change over Temperature
30
0
(mA)
25
20
15
10
5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
40
35
30
25
0
5
10
15
20
2.40 2.42 2.44 2.46 2.48 2.50
2.54 2.56 2.58 2.60
2.52
VOLTAGE (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
3.3
3.1
2.9
2.7
1.5
2.1
1.9
1.7
2.3
2.5
–40
–20
0
20
40
60
100
120
80
TEMPERATURE (°C)
256 PARTS
Figure 14. VTEMP Output over Temperature (VRATIO = 5 V)
60
50
30
40
10
20
–20
–10
0
750
770
810
830
850
790
TIME (ms)
REF
Y
X
+45°
–45°
Figure 15. g and g × g Sensitivity for a 50 g, 10 ms Pulse




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
ADIS16060Wide Bandwidth Yaw Rate Gyroscope with SPI 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ADXRS610±300°/sec Yaw Rate Gyro 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ADXRS612±250°/sec Yaw Rate Gyro 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ADXRS614±50°/s Yaw Rate Gyro 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
ZL5006316K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Single Rate 32Mbps and 32 Inputs and 32 Output 1 2 3 4 5 MoreZarlink Semiconductor Inc
HA-2850_03470MHz Low Power High Slew Rate Operational Amplifier 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
ISL83070E_06±15kV ESD Protected 3.3V Full Fail-safe Low Power High Speed or Slew Rate Limited RS-485/RS-422 Transceivers 1 2 3 4 5 MoreIntersil Corporation
CS8421_0632-bit 192 kHz Asynchronous Sample Rate Converter 1 2 3 4 5 MoreCirrus Logic
MT9052828-Port Primary Rate Circuit Emulation AAL1 SAR 1 2 3 4 5 MoreZarlink Semiconductor Inc
AAT4282ADual Slew Rate Controlled Load Switch 1 2 3 4 5 MoreAdvanced Analogic Technologies

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl