Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT54A Arkusz danych(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

Numer części BAT54A
Szczegółowy opis  Schottky Barrier diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Strona internetowa  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

BAT54A Arkusz danych(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  BAT54A Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited BAT54A Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited BAT54A Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
Schottky Barrier diode
BAT54/A/C/S
Document number: BL/SSSKC032
www.galaxycn.com
Rev.A
3
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package
SOT-23
SOT-23
Dim
Min
Max
A
2.85
2.95
B
1.25
1.35
C
1.0Typical
D
0.37
0.43
E
0.35
0.48
G
1.85
1.95
H
0.02
0.1
J
0.1Typical
K
2.35
2.45
All Dimensions in mm
SOLDERING FOOTPRINT
Unit : mm
G
K
H
J
E
D
C
B
A
PACKAGE INFORMATION
Device
Package
Shipping
BAT54/A/C/S
SOT-23
3000/Tape&Reel


Podobny numer części - BAT54A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BAT54A CHENYI-BAT54A Datasheet
72Kb / 3P
   250mWatt, 30volt schottky barrier diode
logo
Pan Jit International I...
BAT54A PANJIT-BAT54A Datasheet
112Kb / 3P
   SURFACT MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Sangdest Microelectroni...
BAT54A SMC-BAT54A Datasheet
221Kb / 5P
   Negligible switching losses
logo
First Components Intern...
BAT54A FCI-BAT54A Datasheet
460Kb / 2P
   200mA SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFER
logo
Comchip Technology
BAT54A COMCHIP-BAT54A Datasheet
102Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Diode
More results

Podobny opis - BAT54A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com