Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM2586SX-5.0 Arkusz danych(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
LM2586SX-5.0 Arkusz danych(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI) |
10 / 30 page Test Circuits 01251621 CIN1 — 100 µF, 25V Aluminum Electrolytic CIN2 — 0.1 µF Ceramic T — 22 µH, 1:1 Schott #67141450 D — 1N5820 COUT — 680 µF, 16V Aluminum Electrolytic CC — 0.47 µF Ceramic RC —2k FIGURE 1. LM2586-3.3 and LM2586-5.0 01251622 CIN1 — 100 µF, 25V Aluminum Electrolytic CIN2 — 0.1 µF Ceramic L — 15 µH, Renco #RL-5472-5 D — 1N5820 COUT — 680 µF, 16V Aluminum Electrolytic CC — 0.47 µF Ceramic RC —2k For 12V Devices: R1 = Short (0 Ω) and 2 = Open For ADJ Devices: R1 = 48.75k, ±0.1% and 2 = 5.62k, ±0.1% FIGURE 2. LM2586-12 and LM2586-ADJ www.national.com 10 |
Podobny numer części - LM2586SX-5.0 |
|
Podobny opis - LM2586SX-5.0 |