Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD1934 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
AD1934 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 28 page AD1934 Rev. 0 | Page 5 of 28 POWER SUPPLY SPECIFICATIONS Table 5. Parameter Conditions/Comments Min Typ Max Unit SUPPLIES Voltage DVDD 3.0 3.3 3.6 V AVDD 3.0 3.3 3.6 V Digital Current MCLK = 256 fS Normal Operation fS = 48 kHz 56 mA fS = 96 kHz 65 mA fS = 192 kHz 95 mA Power-Down fS = 48 kHz to 192 kHz 2.0 mA Analog Current Normal Operation 74 mA Power-Down 23 mA DISSIPATION Operation MCLK = 256 fS, 48 kHz All Supplies 429 mW Digital Supply 185 mW Analog Supply 244 mW Power-Down, All Supplies 83 mW POWER SUPPLY REJECTION RATIO Signal at Analog Supply Pins 1 kHz, 200 mV p-p 50 dB 20 kHz, 200 mV p-p 50 dB |
Podobny numer części - AD1934 |
|
Podobny opis - AD1934 |