Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
4N31STB-V Arkusz danych(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd |
|
4N31STB-V Arkusz danych(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd |
3 / 13 page 6 PIN PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER Everlight Electronics Co., Ltd. 3 http://www.everlight.com Document No:PDS-ELSD-113 Rev. 0 April, 2 2008 TIL113 4NXX Series H11BX Series Electrical Characteristics (Ta=25°C unless specified otherwise) Input Parameter Symbol Min. Typ.* Max. Unit Condition Forward voltage VF - 1.2 1.5 V IF = 10mA IF = 50mA for H11B3 Reverse current IR - - 10 µA VR = 6V Input capacitance Cin - 50 - pF V = 0, f = 1MHz Output Parameter Symbol Min. Typ.* Max. Unit Condition Collector-Emitter dark current ICEO - - 100 nA VCE = 10V Collector-Emitter breakdown voltage BVCEO 55 - V Ic=1mA Collector-Base breakdown voltage BVCBO 55 - V IC=0.1mA Emitter-Collector breakdown voltage BVECO 7 - - V IE=0.1mA * Typical values at Ta = 25°C |
Podobny numer części - 4N31STB-V |
|
Podobny opis - 4N31STB-V |